Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
S-1132B22-I6T2G Fiches technique(PDF) 4 Page - Seiko Instruments Inc |
|
S-1132B22-I6T2G Fiches technique(HTML) 4 Page - Seiko Instruments Inc |
4 / 35 page HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR S-1132 Series Rev.3.2_00 4 Seiko Instruments Inc. 2. Product name list Table 1 Output Voltage SOT-23-5 SOT-89-5 SNT-6A(H) 1.5 V ±1.0% S-1132B15-M5T1G S-1132B15-U5T1G S-1132B15-I6T2G 1.6 V ±1.0% S-1132B16-M5T1G S-1132B16-U5T1G S-1132B16-I6T2G 1.7 V ±1.0% S-1132B17-M5T1G S-1132B17-U5T1G S-1132B17-I6T2G 1.8 V ±1.0% S-1132B18-M5T1G S-1132B18-U5T1G S-1132B18-I6T2G 1.9 V ±1.0% S-1132B19-M5T1G S-1132B19-U5T1G S-1132B19-I6T2G 2.0 V ±1.0% S-1132B20-M5T1G S-1132B20-U5T1G S-1132B20-I6T2G 2.1 V ±1.0% S-1132B21-M5T1G S-1132B21-U5T1G S-1132B21-I6T2G 2.2 V ±1.0% S-1132B22-M5T1G S-1132B22-U5T1G S-1132B22-I6T2G 2.3 V ±1.0% S-1132B23-M5T1G S-1132B23-U5T1G S-1132B23-I6T2G 2.4 V ±1.0% S-1132B24-M5T1G S-1132B24-U5T1G S-1132B24-I6T2G 2.5 V ±1.0% S-1132B25-M5T1G S-1132B25-U5T1G S-1132B25-I6T2G 2.6 V ±1.0% S-1132B26-M5T1G S-1132B26-U5T1G S-1132B26-I6T2G 2.7 V ±1.0% S-1132B27-M5T1G S-1132B27-U5T1G S-1132B27-I6T2G 2.8 V ±1.0% S-1132B28-M5T1G S-1132B28-U5T1G S-1132B28-I6T2G 2.9 V ±1.0% S-1132B29-M5T1G S-1132B29-U5T1G S-1132B29-I6T2G 3.0 V ±1.0% S-1132B30-M5T1G S-1132B30-U5T1G S-1132B30-I6T2G 3.1 V ±1.0% S-1132B31-M5T1G S-1132B31-U5T1G S-1132B31-I6T2G 3.2 V ±1.0% S-1132B32-M5T1G S-1132B32-U5T1G S-1132B32-I6T2G 3.3 V ±1.0% S-1132B33-M5T1G S-1132B33-U5T1G S-1132B33-I6T2G 3.4 V ±1.0% S-1132B34-M5T1G S-1132B34-U5T1G S-1132B34-I6T2G 3.5 V ±1.0% S-1132B35-M5T1G S-1132B35-U5T1G S-1132B35-I6T2G 3.6 V ±1.0% S-1132B36-M5T1G S-1132B36-U5T1G S-1132B36-I6T2G 3.7 V ±1.0% S-1132B37-M5T1G S-1132B37-U5T1G S-1132B37-I6T2G 3.8 V ±1.0% S-1132B38-M5T1G S-1132B38-U5T1G S-1132B38-I6T2G 3.9 V ±1.0% S-1132B39-M5T1G S-1132B39-U5T1G S-1132B39-I6T2G 4.0 V ±1.0% S-1132B40-M5T1G S-1132B40-U5T1G S-1132B40-I6T2G 4.1 V ±1.0% S-1132B41-M5T1G S-1132B41-U5T1G S-1132B41-I6T2G 4.2 V ±1.0% S-1132B42-M5T1G S-1132B42-U5T1G S-1132B42-I6T2G 4.3 V ±1.0% S-1132B43-M5T1G S-1132B43-U5T1G S-1132B43-I6T2G 4.4 V ±1.0% S-1132B44-M5T1G S-1132B44-U5T1G S-1132B44-I6T2G 4.5 V ±1.0% S-1132B45-M5T1G S-1132B45-U5T1G S-1132B45-I6T2G 4.6 V ±1.0% S-1132B46-M5T1G S-1132B46-U5T1G S-1132B46-I6T2G 4.7 V ±1.0% S-1132B47-M5T1G S-1132B47-U5T1G S-1132B47-I6T2G 4.8 V ±1.0% S-1132B48-M5T1G S-1132B48-U5T1G S-1132B48-I6T2G 4.9 V ±1.0% S-1132B49-M5T1G S-1132B49-U5T1G S-1132B49-I6T2G 5.0 V ±1.0% S-1132B50-M5T1G S-1132B50-U5T1G S-1132B50-I6T2G 5.1 V ±1.0% S-1132B51-M5T1G S-1132B51-U5T1G S-1132B51-I6T2G 5.2 V ±1.0% S-1132B52-M5T1G S-1132B52-U5T1G S-1132B52-I6T2G 5.3 V ±1.0% S-1132B53-M5T1G S-1132B53-U5T1G S-1132B53-I6T2G 5.4 V ±1.0% S-1132B54-M5T1G S-1132B54-U5T1G S-1132B54-I6T2G 5.5 V ±1.0% S-1132B55-M5T1G S-1132B55-U5T1G S-1132B55-I6T2G Remark Please contact the SII marketing department for products with type A products. |
Numéro de pièce similaire - S-1132B22-I6T2G |
|
Description similaire - S-1132B22-I6T2G |