Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BA-10G1UD Datasheet(Fiches technique) 1 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

Numéro de pièce BA-10G1UD
Description  10 BAR GRAPH ARRAY
Télécharger  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Site Internet  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BA-10G1UD Datasheet(HTML) 1 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BA-10G1UD Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BA-10G1UD Datenblatt HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BA-10G1UD Datenblatt HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
    
   
   
   
 
      
!"#
$%&'()*+",(,
)"-.
'*/)0&&#)"/'
) ),
1
,"))*2
&'&0
*3
45*
*-.)!
-,

-,
2
,4
1
,
*3
1, 6# +
56#
,/2
(01/*
&'&0
*.,*-)
&'&0
0**-
78
9
8
9




'/3
4!")*
  : 
*5*0%* &').* ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
*5*0%* (00*-) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <
#*0)"-. *,#*0)(0* -.* ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  8
)&0.* *,#*0)(0* -.* ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  8
*2 &'2*0"-. *,#*0)(0* 7= >0&, &26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;7 >&0  */&-2%


Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
HLCP-J10010-Element Bar Graph Array 1 2 3 4 5 MoreAVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
DC7G3HWA10 SEGMENT BAR GRAPH ARRAY 1 2 3 4 5 Kingbright Corporation
DC10GWA10 SEGMENT BAR GRAPH ARRAY 1 2 3 4 Kingbright Corporation
NTE3113Bar Graph Display 1 2 NTE Electronics
SLA9000FHigh speed high integration gate array 1 2 Epson Company
GAL20V8A-10Generic Array Logic 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
NUP4304M6_06Low Capacitance Diode Array for ESD Protection in Four Data Lines 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
DLZ-5_07STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY 1 2 3 4 Protek Devices
ESD6-DFNLOW CAPACITANCE TVS ARRAY 1 2 3 4 Protek Devices
LC0406FC3.3C_07LOW CAPACITANCE FLIP CHIP ARRAY 1 2 3 4 5 MoreProtek Devices

Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn