Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74VHC174T Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
74VHC174T Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 10 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.004 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.019 c1 45 (typ.) D 9.8 10 0.385 0.393 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.62 0.024 S 8 (max.) P013H SO-16 MECHANICAL DATA 74VHC174 9/10 |
Numéro de pièce similaire - 74VHC174T |
|
Description similaire - 74VHC174T |