Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PH865C15 Fiches technique(PDF) 3 Page - Fuji Electric |
|
PH865C15 Fiches technique(HTML) 3 Page - Fuji Electric |
3 / 3 page PH865C15R (20A) (150V / 20A ) 1 10 100 10 100 1000 Surge Capability (max.) Number of Cycles at 50Hz 1 10 100 1000 10 100 1000 Surge Current Ratings (max.) tTime (ms) Sinewave 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 -2 10 -1 10 0 10 1 Rth(j-c):1.5°C/W Transient Thermal Impedance (max.) t Time (sec) |
Numéro de pièce similaire - PH865C15 |
|
Description similaire - PH865C15 |