Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC75S60F Fiches technique(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC75S60F Fiches technique(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 11 page TC75S60F/FU 2007-11-01 5 Ta = 85°C 0 0 1 2 3 4 5 6 7 250 500 Ta = 25°C Ta = −40°C VSS = GND VIN = VDD/2 Supply voltage VDD (V) IDD – VDD Sink current Isink (mA) VOL – Isink 0 0 0.5 1.0 1.5 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 VDD = 1.8 V VSS = GND Ta = 85°C Ta = −40°C Ta = 25°C Sink current Isink (mA) VOL – Isink 0 0 0.5 1.0 1.5 1 2 3 VDD = 3 V VSS = GND Ta = 85°C Ta = −40°C Ta = 25°C Sink current Isink (mA) VOL – Isink 0 0 0.5 1.0 1.5 1 2 5 VDD = 5 V VSS = GND Ta = 85°C Ta = −40°C Ta = 25°C 3 4 Supply voltage VDD (V) Isource – VDD Ta = 85°C 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0.5 1.5 Ta = 25°C Ta = −40°C VSS = GND 1.0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0.8 2.0 1.2 0.4 1.6 Ta = 25°C Ta = −40°C Ta = 85°C VSS = GND Supply voltage VDD (V) Isink – VDD |
Numéro de pièce similaire - TC75S60F |
|
Description similaire - TC75S60F |