Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC74VHC368FK Fiches technique(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VHC368FK Fiches technique(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
2 / 11 page TC74VHC367,368F/FN/FT/FK 2007-10-01 2 Pin Assignment IEC Logic Symbol Truth Table Inputs Outputs G A Y (367) Y (368) L L L H L H H L H X Z Z X: Don’t care Z: High impedance VCC 12 6Y 5A 5Y 11 10 9 16 1 G 1 2 3 4 5 6 7 3A 3Y GND 1A 4A 8 6A 15 4Y 2 G 2A 2Y 14 1Y 13 (top view) TC74VHC367 VCC 12 Y 6 5A Y 5 11 10 9 16 1 G 1 2 3 4 5 6 7 3A Y 3 GND 1A 4A 8 6A 15 Y 4 2 G 2A Y 2 14 Y 1 13 (top view) TC74VHC368 (15) (12) (14) 6A (11) Y 6 (13) EN 2 G Y 5 5A (1) (2) (6) (4) 2A 4A 3A (10) (3) (7) Y 2 Y 4 (5) (9) Y 3 EN Y 1 1A TC74VHC368 1 G (15) (12) (14) 6A (11) 6Y (13) EN 5Y 5A 2 G (1) (2) (6) (4) 2A 4A 3A (10) (3) (7) 2Y 4Y (5) (9) 3Y EN 1Y 1A TC74VHC367 1 G |
Numéro de pièce similaire - TC74VHC368FK |
|
Description similaire - TC74VHC368FK |