Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FD200R12KE3 Fiches technique(PDF) 3 Page - eupec GmbH |
|
FD200R12KE3 Fiches technique(HTML) 3 Page - eupec GmbH |
3 / 9 page Technische Information / technical information FD200R12KE3 IGBT-Module IGBT-Modules - 1,65 2,15 V - 1,65 - V - 210 - A - 270 - A - 30 - µC - 56 - µC - 14 - mJ - 26 - mJ RthJC - - 0,12 K/W - - 0,20 K/W - - 0,15 K/W Anschlüsse / terminals M6 2,5 - 5,0 Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy IF=300A, -diF/dt= 3000A/µs Erec VR= 600V, VGE= -15V, Tvj= 25°C VR= 600V, VGE= -15V, Tvj= 125°C Sperrverzögerungsladung recoverred charge IF=300A, -diF/dt= 3000A/µs Qr VR= 600V, VGE= -15V, Tvj= 25°C VR= 600V, VGE= -15V, Tvj= 125°C VF forward voltage IF= 300A, VGE= 0V, Tvj= 125°C Rückstromspitze peak reverse recovery current IF=300A, -diF/dt= 3000A/µs IRM VR= 600V, VGE= -15V, Tvj= 25°C VR= 600V, VGE= -15V, Tvj= 125°C Charakteristische Werte / characteristic values Chopperdiode / chopper diode Durchlassspannung IF= 300A, VGE= 0V, Tvj= 25°C Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes. Innere Isolation case, see appendix 3,0 340 g weight G Gewicht Transistor Wechelr. / transistor inverter Inversdiode / free wheel diode Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to case; DC Chopper Diode / chopper diode comperative tracking index Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung M mounting torque CTI Schraube M6 / screw M6 425 Gehäuse, siehe Anlage internal insulation Al2O3 Mechanische Eigenschaften / mechanical properties -40 - 125 - 0,01 - - - 150 K/W °C °C pro Modul / per module λPaste= 1W/m*K / λgrease= 1W/m*K operation temperature 6,0 Nm °C Tstg -40 - 125 - Tvj max Lagertemperatur storage temperature maximum junction temperature Betriebstemperatur Tvj op Thermische Eigenschaften / thermal properties RthCK thermal resistance, case to heatsink Höchstzulässige Sperrschichttemp. Übergangs Wärmewiderstand Nm terminal connection torque Anzugsdrehmoment, elektr. Anschlüsse M 3 (8) DB_FD200R12KE3_3.0 2002-10-02 |
Numéro de pièce similaire - FD200R12KE3 |
|
Description similaire - FD200R12KE3 |