Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD-200D Fiches technique(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

No de pièce SD-200D
Description  200W Single Output DC-DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Site Internet  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SD-200D Fiches technique(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SD-200D Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SD-200D Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SD-200D Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
s d - 2 0 0 series
200W Single Output DC-DC Converter
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTROdYNE.COM
SPECIFICATION
SD-200B
SD-200C
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
VOLTAGE�RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
DC�CURRENT (Typ.)
5V
5V
12V
12V
24V
24V
48V
48V
34A
40A
16.7A
16.7A
8.4A
8.4A
4.2A
4.2A
0�~�34A
0�~�40A
0�~�16.7A
0�~�16.7A
0�~�8.4A
0�~�8.4A
0�~�4.2A
0�~�4.2A
170W
200W
200.4W
200.4W
201.6W
201.6W
201.6W
201.6W
100mVp-p
100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
200mVp-p
200mVp-p
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
4.5�~�5.5VDC
4.5�~�5.5VDC
11�~�16VDC
11�~�16VDC
23�~�30VDC
23�~�30VDC
43�~�53VDC
43�~�53VDC
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
300ms,�50ms�at�full�load
B:19�~�36VDC����������C:36�~�72VDC����������D:72�~144VDC
79%
81%
10.8A/24V
5.4A/48V
82%
84%
85%
86%
86%
86%
10.6A/24V
5.2A/48V
10.4A/24V
5A/48V
10.4A/24V
5A/48V
C:45A/48VDC����������D:45A/96VDC
105�~�135% rated�output�power
5.75�~�6.75V
5.75�~�6.75V
16.8�~�20V
16.8�~�20V
31.5�~�37.5V
31.5�~�37.5V
53�~�65V
53�~�65V
Protection�type�: Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,6,8;�ENV50204�heavy�industry�level,�criteria A
-20�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
218.2K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
215*115*50mm�(L*W*H)
1.1Kg;�12pcs/14.4Kg/0.92CUFT
File�Name:SD-200-SPEC���2005-05-10
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
200W�Single�Output�DC-DC�Converter
��������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������
������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������
����������������
����������
S D - 2 0 0 series
SAFETY &
EMC
(Note�4)
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:1.5KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
PROTECTION
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
95
5
(100
5
for�SD-200B-12�only) TSW1�Detect�on�main�power�transistor
24V�and�48V�input�design�refer�to�LVD
����������������������������


Numéro de pièce similaire - SD-200D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-200D MEANWELL-SD-200D Datasheet
522Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
SD-200D MEANWELL-SD-200D Datasheet
467Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
More results

Description similaire - SD-200D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-200_1109 MEANWELL-SD-200_1109 Datasheet
467Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
SD-200 MEANWELL-SD-200_10 Datasheet
467Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD200 ASTRODYNE-SD200 Datasheet
778Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-200 MEANWELL-SD-200 Datasheet
522Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
RSD-200 MEANWELL-RSD-200 Datasheet
288Kb / 7P
   200W Railway Single Output DC-DC Converter
RSD-200 MEANWELL-RSD-200_12 Datasheet
305Kb / 2P
   200W Railway Single Output DC-DC Converter
SKMW20 MEANWELL-SKMW20 Datasheet
106Kb / 4P
   200W DC-DC Regulated Converter
logo
PULS GmbH
QS10.241-60 PULS-QS10.241-60 Datasheet
765Kb / 27P
   24V, 200W, DC/DC CONVERTER
CP10.241-60 PULS-CP10.241-60 Datasheet
787Kb / 27P
   24V, 200W, DC/DC CONVERTER
logo
DENSEI-LAMBDA
PAH50S48 LAMBDA-PAH50S48 Datasheet
111Kb / 2P
   Single output 50W ~ 200W DC-DC power module?
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com