Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

RS-75 Fiches technique(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

No de pièce RS-75
Description  75W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Site Internet  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

RS-75 Fiches technique(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  RS-75 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation RS-75 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
r s - 7 5 series
75W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTrODYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
RS-75-3.3
RS-75-5
RS-75-12
RS-75-15
RS-75-24
RS-75-48
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
Note.4
LOAD�REGULATION
Note.5
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
3.3V
5V
12V
15V
24V
48V
15A
12A
6A
5A
3.2A
1.6A
0�~�15A
0�~�12A
0�~�6A
0�~�5A
0�~�3.2A
0�~�1.6A
49.5W
60W
72W
75W
76.8W
76.8W
80mVp-p
80mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
200mVp-p
3V�~�3.6V
4.75�~�5.5V
10.8�~�13.2V
13.5�~�16.5V
22�~�27.6V
42�~�54V
3.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
1.0%
500ms,�30ms/230VAC����������1200ms,�30ms/115VAC�at�full�load
60ms/230VAC����������14ms/115VAC�at�full�load
88�~�264VAC����������125�~�373VDC (Withstand�300VAC�surge�for�5sec.�Without�damage)
47�~�63Hz
71%
3.8�~�4.45V
5.75�~�6.75V
13.8�~�16.2V
17.25�~�20.25V
27.6�~�32.4V
55.2�~�64.8V
76%
81%
82%
85%
86%
2A/115VAC����������1.2A/230VAC
COLD�START 40A/230VAC
<2mA /�240VAC
110�~�150% rated�output�power
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
-25�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�5G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
265Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
129*97*38mm�(L*W*H)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
File�Name:RS-75-SPEC���2005-09-13
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
0.41Kg;�30pcs/13.3Kg/0.86CUFT
75W�Single�Output�Switching�Power�Supply
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��
���������������������������
�������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������� ����
�����������������������������������������������
����������������
���������������������������������
����������
R S - 7 5 series
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�6)
PROTECTION
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�heavy�industry�level,�criteria A


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
LPS-75 75W Single Output Switching Power Supply 1  2  Astrodyne Corporation
RJK6014DPP Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching 1  2  3  4  Renesas Technology Corp
AS-320 320W Single Output Switching Power Supply 1  2  Astrodyne Corporation
PS-25 25W Single Output Switching Power Supply 1  2  3  4  5  More Astrodyne Corporation
PS-45 45W Single Output Switching Power Supply 1  2  3  4  5  More Astrodyne Corporation
DR-75 75W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply 1  2  Astrodyne Corporation
AS-60 60W Single Output Switching Power Supply 1  2  3  4  5  More Astrodyne Corporation
PS-65 65W Single Output Switching Power Supply 1  2  3  4  5  More Astrodyne Corporation
RS-25 25W Single Output Switching Power Supply 1  2  Astrodyne Corporation
RS-35 35W Single Output Switching Power Supply 1  2  Astrodyne Corporation

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn