Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AD-55A Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Astrodyne Corporation

Numéro de pièce AD-55A
Description  55W Single Output with Battery Charger (USP Function)
Télécharger  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Site Internet  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AD-55A Datasheet(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  AD-55A Datenblatt HTML 1Page - Astrodyne Corporation AD-55A Datenblatt HTML 2Page - Astrodyne Corporation AD-55A Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AD-55A Datenblatt HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
A d d - 5 5 series
55W Dual Output with Battery Charger (USP Function)
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTROdYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
800ms,�50ms/230VAC����������1600ms,�50ms/115VAC�at�full�load
80ms/230VAC����������16ms/115VAC�at�full�load
88�~�264VAC����������124�~�370VDC
47�~�63Hz
71%
74%
CH1:28.98�~�37.26V
1.6A/115VAC����������1A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
CH1:14.49�~�18.63V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�on�CH1�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
241.3K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
0.57Kg;�24pcs/13.7Kg/0.75CUFT
File�Name:ADD-55-SPEC���2005-09-13
DC ALARM�SIGNAL(OPTIONAL)
FUNCTION
Battery�low�under�charge�voltage�82.5% 2%�CN1�PIN1
Normal�0.8V�max. Abnormal�5V 0.5V
AC�fail�CN1�PIN2
ADD-55A
13.8V
2.5A
0�~�3.5A
52.58W
100mVp-p
CH1:�12�~�14.5V
1.0%
3.0%
1.0%
0.5%
1.0%
0.5%
5V
CH2
26.5V
CH3
3A
0.16A
0�~�4A
--------
150mVp-p
--------
--------
--------
--------
ADD-55B
27.6V
CH1
1.3A
0�~�2A
55.12W
150mVp-p
CH1:�24�~�29V
1.0%
3.0%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
5V
CH2
13.4V
CH3
3A
0.23A
0�~�4A
--------
100mVp-p
--------
--------
--------
--------
55W�Dual�Output�with�Battery�Charger(USP Function)
�������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
A D D - 5 5 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER


Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn