Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AS-100F Fiches technique(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

No de pièce AS-100F
Description  100W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Site Internet  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AS-100F Fiches technique(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  AS-100F Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AS-100F Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
100W Single Output Switching Power Supply
A s - 1 0 0 f series
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
S-100F-5
S-100F-7.5
S-100F-12
S-100F-15
S-100F-24
S-100F-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
5V
7.5V
12V
15V
24V
48V
20A
13.5A
8.5A
6.7A
4.5A
2.2A
0�~�20A
0�~�13.5A
0�~�8.5A
0�~�6.7A
0�~�4.5A
0�~�2.2A
100W
101W
102W
100.5W
108W
105.6W
100mVp-p
125mVp-p
125mVp-p
125mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
2.0%
4.5�~�5.5V
6.75�~�8.25V
10.8�~�13.2V
13.5�~�16.5V
21.6�~�26.4V
43.2�~�52.8V
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1000ms,�30ms�at�full�load
20ms�at�full�load
88�~�132VAC/176�~�264VAC�selected�by�jumper�or�switch����������248�~�370VDC
47�~�63Hz
76%
78%
80%
81%
83%
84%
3.15A/115VAC����������1.5A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
5.75�~�6.75V
8.63�~�10.13V
13.8�~�16.2V
17.25�~�20.25V
27.6�~�32.4V
55.2�~�64.8V
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
314.9K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*98*38mm�(L*W*H)
0.65Kg;�20pcs/14.2Kg/0.8CUFT
File�Name:S-100F-SPEC���2005-09-13
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
CSA60950-1�(for�24V�only), UL1012, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
100W�Single�Output�Switching�Power�Supply
�����������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
S - 1 0 0 F series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
As100f-5
As100f-7.5
As100f-12
As100f-15
As100f-24
As100f-48


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn