Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLP3240 Fiches technique(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TLP3240
Description  Logic IC Testers / Memory Testers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3240 Fiches technique(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3240 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3240 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3240 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3240 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3240 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3240 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP3240 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TLP3240
2007-10-01
6
tON,tOFF ─ I F
tON,tOFF ─ Ta
3
5
30
50
3
5
30
50
Ta = 25 ℃
V
= 10V, R = 200
DD
L
Ω
110
1
10
100
3
5
30
50
V
= 10V, R = 200
DD
L
Ω
I = 5mA
F
-20
0
20
40
60
80
100
1
10
100
Forward current
I F (mA)
Ambient temperature Ta (°C)
I OFF ─ Ta
V
= 35V
OFF
-20
0
20
40
60
80
100
1
10
100
1000
Ambient temperature Ta (°C)
t OFF
t ON
t OFF
t ON


Numéro de pièce similaire - TLP3240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3241 TOSHIBA-TLP3241 Datasheet
266Kb / 7P
   Logic IC Testers / Memory Testers
More results

Description similaire - TLP3240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3214 TOSHIBA-TLP3214 Datasheet
248Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3216 TOSHIBA-TLP3216 Datasheet
249Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3230 TOSHIBA-TLP3230_07 Datasheet
249Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3250 TOSHIBA-TLP3250 Datasheet
266Kb / 7P
   Logic IC Testers / Memory Testers
TLP3114 TOSHIBA-TLP3114_07 Datasheet
176Kb / 6P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3215 TOSHIBA-TLP3215 Datasheet
248Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3241 TOSHIBA-TLP3241 Datasheet
266Kb / 7P
   Logic IC Testers / Memory Testers
TLP3231 TOSHIBA-TLP3231 Datasheet
247Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3113 TOSHIBA-TLP3113_07 Datasheet
176Kb / 6P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3114 TOSHIBA-TLP3114 Datasheet
73Kb / 4P
   Logic IC Testers/memory Testers Board Testers/Scanners
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com