Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BY133 Fiches technique(PDF) 2 Page - Semikron International

No de pièce BY133
Description  Standard silicon rectifier diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

BY133 Fiches technique(HTML) 2 Page - Semikron International

  BY133_06 Datasheet HTML 1Page - Semikron International BY133_06 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Fig. 1 Forward characteristic ( typical values )
Fig. 2 Rated forward current vs. ambient temperature
1)
Fig. 3 I
FSM
current versus number of cycles at 50 Hz
BY 133...BY 135
2
10-04-2006 SCT
© by SEMIKRON


Numéro de pièce similaire - BY133_06

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Won-Top Electronics
BY133 WTE-BY133_06 Datasheet
59Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE STANDARD DIODE
More results

Description similaire - BY133_06

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semikron International
SM5059 SEMIKRON-SM5059 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
SM5400 SEMIKRON-SM5400 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
EM513 SEMIKRON-EM513_06 Datasheet
134Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059_06 Datasheet
133Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
BY226S SEMIKRON-BY226S_06 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059 Datasheet
129Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
S1A SEMIKRON-S1A Datasheet
111Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2000A SEMIKRON-P2000A_11 Datasheet
453Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2500ATL SEMIKRON-P2500ATL Datasheet
452Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P1200A SEMIKRON-P1200A_10 Datasheet
443Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P600A SEMIKRON-P600A Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com