Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMBJ100 Fiches technique(PDF) 3 Page - First Components International |
|
SMBJ100 Fiches technique(HTML) 3 Page - First Components International |
3 / 4 page Data Sheet 5.0V to 170V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Page 10-42 DEVICE Maximum Temperature Coefficient of V BR % / °°°°°C Maximum Clamping Voltage @ I PP V C (V) Peak Pulse Current I PP (A) (Note 2) Maximum Reverse Leakage @ V RWM I R (µ µµµµA) Working Peak Reverse Voltage V RWM (V) @ I T (mA) Min. Max. V BR Volts (Note 1) Breakdown Voltage SMBJ5.0 SMBJ5.0A SMBJ6.0 SMBJ6.0A SMBJ6.5 SMBJ6.5A SMBJ7.0 SMBJ7.0A SMBJ7.5 SMBJ7.5A SMBJ8.0 SMBJ8.0A SMBJ8.5 SMBJ8.5A SMBJ9.0 SMBJ9.0A SMBJ10 SMBJ10A SMBJ11 SMBJ11A SMBJ12 SMBJ12A SMBJ13 SMBJ13A SMBJ14 SMBJ14A SMBJ15 SMBJ15A SMBJ16 SMBJ16A SMBJ17 SMBJ17A SMBJ18 SMBJ18A SMBJ20 SMBJ20A SMBJ22 SMBJ22A SMBJ24 SMBJ24A SMBJ26 SMBJ26A 6.40 6.40 6.67 6.67 7.22 7.22 7.78 7.78 8.33 8.33 8.89 8.89 9.44 9.44 10.00 10.00 11.10 11.10 12.20 12.20 13.30 13.30 14.40 14.40 15.60 15.60 16.70 16.70 17.80 17.80 18.90 18.90 20.00 20.00 22.20 22.20 24.40 24.40 26.70 26.70 28.90 28.90 7.55 7.25 8.45 7.67 9.14 8.30 9.86 8.95 10.67 9.58 11.30 10.20 11.90 10.80 12.60 11.50 11.50 13.50 15.40 14.00 16.90 15.30 18.20 16.50 19.80 17.90 21.10 19.20 22.60 20.50 23.90 21.70 25.30 25.30 28.10 25.50 30.90 28.00 33.80 30.70 36.60 33.20 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 7.50 7.50 8.00 8.00 8.50 8.50 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 12.00 13.00 13.00 14.00 14.00 15.00 15.00 16.00 16.00 17.00 17.00 18.00 18.00 20.00 20.00 22.00 22.00 24.00 24.00 26.00 26.00 800 800 800 800 500 500 200 200 100 100 50.00 50.00 20.00 20.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 62.50 65.20 52.60 58.30 48.70 53.60 45.10 50.00 42.00 46.50 40.00 44.10 37.70 41.70 35.50 39.00 31.90 35.30 29.90 33.00 27.30 30.20 25.20 27.90 23.30 25.80 22.30 24.00 20.80 23.10 19.70 21.70 18.60 20.50 16.70 18.50 15.20 16.90 14.00 15.40 12.40 14.20 9.60 9.20 11.40 10.30 12.30 11.20 13.30 12.00 14.30 12.90 15.00 13.60 15.90 14.40 16.90 15.40 18.80 17.00 20.10 18.20 22.00 19.90 23.80 21.50 25.80 23.20 26.90 24.40 28.80 26.00 30.50 27.60 32.20 29.20 35.80 32.40 39.40 35.50 43.00 38.90 46.60 42.10 0.061 0.061 0.065 0.065 0.068 0.068 0.073 0.073 0.075 0.075 0.076 0.078 0.081 0.081 0.084 0.084 0.086 0.086 0.088 0.088 0.090 0.090 0.092 0.092 0.094 0.094 0.096 0.096 0.097 0.097 0.098 0.098 0.099 0.099 0.100 0.100 0.101 0.101 0.101 0.101 0.102 0.102 KD KE KF KG KH KK KL KM KN KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LD LE LF LG LH LJ LK LM LN LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MD ME Case Marking |
Numéro de pièce similaire - SMBJ100 |
|
Description similaire - SMBJ100 |