Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFZ48PBF Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRFZ48PBF
Description  HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48PBF Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRFZ48PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFZ48PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
IRFZ48PbF
www.irf.com
7
LEAD ASSIGNMENTS
1 - GATE
2 - DRAIN
3 - SOURCE
4 - DRAIN
- B -
1.32 (.052)
1.22 (.048)
3X 0.55 (.022)
0.46 (.018)
2.92 (.115)
2.64 (.104)
4.69 (.185)
4.20 (.165)
3X
0.93 (.037)
0.69 (.027)
4.06 (.160)
3.55 (.140)
1.15 (.045)
MIN
6.47 (.255)
6.10 (.240)
3.78 (.149)
3.54 (.139)
- A -
10.54 (.415)
10.29 (.405)
2.87 (.113)
2.62 (.103)
15.24 (.600)
14.84 (.584)
14.09 (.555)
13.47 (.530)
3X
1.40 (.055)
1.15 (.045)
2.54 (.100)
2X
0.36 (.014)
M B A M
4
1
2 3
NOTES:
1 DIMENSIONING & TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
3 OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE TO-220AB.
2 CONTROLLING DIMENSION : INCH
4 HEATSINK & LEAD MEASUREMENTS DO NOT INCLUDE BURRS.
HEXFET
1- GATE
2- DRAIN
3- SOURCE
4- DRAIN
LEAD ASSIGNMENTS
IGBTs, CoPACK
1- GATE
2- COLLECTOR
3- EMITTER
4- COLLECTOR
TO-220AB Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
TO-220AB Part Marking Information
EXAMPL E :
IN T HE ASSEMB L Y LINE "C"
T HIS IS AN IRF 1010
LOT CODE 1789
AS S E MB L E D ON WW 19, 1997
PART NU MB E R
AS S E MB L Y
LOT CODE
DAT E CODE
YE AR 7 = 1997
LINE C
WEEK 19
LOGO
RE CT IF IE R
INT E RNAT IONAL
Note: "P" in assembly line
position indicates "Lead-Free"
Data and specifications subject to change without notice.
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.01/04


Numéro de pièce similaire - IRFZ48PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48PBF VISHAY-IRFZ48PBF Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 23-Jul-08
IRFZ48PBF VISHAY-IRFZ48PBF Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Mar-11
IRFZ48PBF VISHAY-IRFZ48PBF Datasheet
574Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - IRFZ48PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFZ48RSPBF IRF-IRFZ48RSPBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
IRF9Z14PBF IRF-IRF9Z14PBF Datasheet
257Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.50廓 , ID = -6.7A )
IRFR9024PBF IRF-IRFR9024PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.28廓 , ID = -8.8A )
IRCZ44 IRF-IRCZ44 Datasheet
132Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.028ohm, Id=50A)
IRFP3710PBF IRF-IRFP3710PBF Datasheet
233Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 0.025廓 , ID = 57A )
IRFD9110PBF IRF-IRFD9110PBF Datasheet
1Mb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -100V , RDS(on) = 1.2廓 , ID = -0.70A )
IRL640PBF IRF-IRL640PBF Datasheet
930Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.18廓 , ID = 17A )
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRFR9210PBF IRF-IRFR9210PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -200V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = -1.9A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com