Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BD675 Fiches technique(PDF) 2 Page - TRANSYS Electronics Limited

No de pièce BD675
Description  NPN DARLINGTON POWER SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TEL [TRANSYS Electronics Limited]
Site Internet  http://www.transyselectronics.com
Logo TEL - TRANSYS Electronics Limited

BD675 Fiches technique(HTML) 2 Page - TRANSYS Electronics Limited

  BD675 Datasheet HTML 1Page - TRANSYS Electronics Limited BD675 Datasheet HTML 2Page - TRANSYS Electronics Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TO-126 (SOT-32) Plastic Package
TO-126
500 pcs/polybag 340 gm/500 pcs
3" x 7.5" x 7.5"
2.0K
17" x 15" x 13.5"
32.0K
31 kgs
PACKAGE
Net Weight/Qty
Details
STANDARD PACK
INNER CARTON BOX
Qty
OUTER CARTON BOX
Qty
Gr Wt
Size
Size
Packing Detail
C
A
N
P
S
1
2
3
D
M
F
E
G
L
B
PIN CO NFIG URATIO N
1. E M ITTE R
2.
3.
COLLECTOR
BASE
DIM
M IN.
M AX .
A7.4
7.8
B
10.5
10.8
C2.4
2.7
D0.7
0.9
E
2.25 TY P.
F
0.49
0.75
G
4.5 TY P.
L
15.7 TY P.
M1.27 TY P.
N3.75 TY P.
P3.0
3.2
S2.5 TY P.
1
2
3


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn