Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DL4760A Fiches technique(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce DL4760A
Description  SURFACE MOUNT ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

DL4760A Fiches technique(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  DL4760A Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. DL4760A Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. DL4760A Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
PAGE . 3
STAD-FEB.26.2007
FIG. 1 POWER DERATING CURVE
50
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
100
150
200
250
AMBIENT TEMPERATURE, C
O
Fig.2 BREAKDOWN CHARACTERISTICS
Vz (V)
5
10
15
20
25
0
20
40
60
80
100
30
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES


Numéro de pièce similaire - DL4760A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
DL4760A RECTRON-DL4760A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
DL4760A LUGUANG-DL4760A Datasheet
496Kb / 3P
   Zener Diode
logo
Formosa MS
DL4760A FORMOSA-DL4760A Datasheet
82Kb / 3P
   Zener diode
logo
First Components Intern...
DL4760A FCI-DL4760A Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt [3.3~100V] ZENER DIODES Junction Temp.
logo
Formosa MS
DL4760A FORMOSA-DL4760A Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
More results

Description similaire - DL4760A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZ2.0 PANJIT-GLZ2.0 Datasheet
111Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZJ2.0 PANJIT-GLZJ2.0 Datasheet
151Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GMZJ2.0 PANJIT-GMZJ2.0 Datasheet
159Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZT52C2V4 WEITRON-BZT52C2V4 Datasheet
106Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZS4728A WEITRON-ZS4728A Datasheet
337Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZMM55C WEITRON-ZMM55C Datasheet
332Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com