Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX784C39 Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
BZX784C39 Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
2 / 4 page PAGE . 2 STAD-MAY.21.2007 BZX784C2V4~BZX784C51 r e b m u N t r a P e g a t l o V r e n e Z l a n i m o N e c n a d e p m I r e n e Z . x a M e s r e v e R x a M t n e r r u C e g a k a e L g n i k r a M e d o C V Z @IZT ZZT @IZT ZZK @IZK IR @VR V . m o N V . n i M V . x a M Ω A m Ω A m µA V s e d o i D r e n e Z s t t a W m 0 0 2 4 V 2 C 4 8 7 X Z B 4 . 2 8 2 . 2 2 5 . 2 0 0 1 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 5 0 . 1 1 W 7 V 2 C 4 8 7 X Z B 7 . 2 7 5 . 2 4 8 . 2 0 0 1 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 2 0 . 1 2 W 0 V 3 C 4 8 7 X Z B 3 5 8 . 2 5 1 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 1 0 . 1 3 W 3 V 3 C 4 8 7 X Z B 3 . 3 4 1 . 3 7 4 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 4 W 6 V 3 C 4 8 7 X Z B 6 . 3 2 4 . 3 8 7 . 3 0 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 5 W 9 V 3 C 4 8 7 X Z B 9 . 3 1 7 . 3 0 1 . 4 0 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 6 W 3 V 4 C 4 8 7 X Z B 3 . 4 9 0 . 4 2 5 . 4 0 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 7 W 7 V 4 C 4 8 7 X Z B 7 . 4 7 4 . 4 4 9 . 4 0 8 0 . 5 0 0 5 0 0 . 1 0 . 3 0 . 2 8 W 1 V 5 C 4 8 7 X Z B 1 . 5 5 8 . 4 6 3 . 5 0 6 0 . 5 0 8 4 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 9 W 6 V 5 C 4 8 7 X Z B 6 . 5 2 3 . 5 8 8 . 5 0 4 0 . 5 0 0 4 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 A W 2 V 6 C 4 8 7 X Z B 2 . 6 9 8 . 5 1 5 . 6 0 1 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 0 . 3 0 . 4 B W 8 V 6 C 4 8 7 X Z B 8 . 6 6 4 . 6 4 1 . 7 5 1 0 . 5 0 8 0 0 . 1 0 . 2 0 . 4 C W 5 V 7 C 4 8 7 X Z B 5 . 7 3 1 . 7 8 8 . 7 5 1 0 . 5 0 8 0 0 . 1 0 . 1 0 . 5 D W 2 V 8 C 4 8 7 X Z B 2 . 8 9 7 . 7 1 6 . 8 5 1 0 . 5 0 8 0 0 . 1 7 . 0 0 . 5 E W 7 V 8 C 4 8 7 X Z B 7 . 8 7 2 . 8 4 1 . 9 5 1 0 . 5 0 0 1 0 0 . 1 7 . 0 0 . 5 C 3 1 V 9 C 4 8 7 X Z B 1 . 9 5 6 . 8 6 5 . 9 5 1 0 . 5 0 0 1 0 0 . 1 5 . 0 0 . 6 F W 0 1 C 4 8 7 X Z B 0 1 0 5 . 9 0 5 . 0 1 0 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 2 . 0 0 . 7 B X 1 1 C 4 8 7 X Z B 1 1 5 4 . 0 1 5 5 . 1 1 0 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 H W 2 1 C 4 8 7 X Z B 2 1 0 4 . 1 1 0 6 . 2 1 5 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 I W 3 1 C 4 8 7 X Z B 3 1 5 3 . 2 1 5 6 . 3 1 0 3 0 . 5 0 7 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 K W 4 1 C 4 8 7 X Z B 4 1 0 3 . 3 1 0 7 . 4 1 0 3 0 . 5 0 7 1 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 0 1 J W 5 1 C 4 8 7 X Z B 5 1 5 2 . 4 1 5 7 . 5 1 0 3 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 5 . 0 1 L W 6 1 C 4 8 7 X Z B 6 1 0 2 . 5 1 0 8 . 6 1 0 4 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 2 . 1 1 M W 7 1 C 4 8 7 X Z B 7 1 5 1 . 6 1 5 8 . 7 1 0 4 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 2 . 2 1 C 4 8 1 C 4 8 7 X Z B 8 1 0 1 . 7 1 0 9 . 8 1 5 4 0 . 5 5 2 2 0 0 . 1 1 . 0 0 6 . 2 1 N W 0 2 C 4 8 7 X Z B 0 2 0 0 . 9 1 0 0 . 1 2 5 5 0 . 5 5 2 2 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 4 1 O W 2 2 C 4 8 7 X Z B 2 2 0 9 . 0 2 0 1 . 3 2 5 5 0 . 5 0 5 2 0 0 . 1 1 . 0 0 4 . 5 1 P W 4 2 C 4 8 7 X Z B 4 2 0 8 . 2 2 0 2 . 5 2 0 7 0 . 5 0 5 2 0 0 . 1 1 . 0 0 8 . 6 1 R W 7 2 C 4 8 7 X Z B 7 2 5 6 . 5 2 5 3 . 8 2 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 9 . 8 1 S W 8 2 C 4 8 7 X Z B 8 2 0 6 . 6 2 0 4 . 9 2 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 5 . 0 2 C 5 0 3 C 4 8 7 X Z B 0 3 0 5 . 8 2 0 5 . 1 3 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 1 2 T W 3 3 C 4 8 7 X Z B 3 3 5 3 . 1 3 5 6 . 4 3 0 8 0 . 5 5 2 3 0 0 . 1 1 . 0 0 1 . 3 2 U W 6 3 C 4 8 7 X Z B 6 3 0 2 . 4 3 0 8 . 7 3 0 9 0 . 5 0 5 3 0 0 . 1 1 . 0 0 2 . 5 2 W W 9 3 C 4 8 7 X Z B 9 3 5 0 . 7 3 5 9 . 0 4 0 3 1 0 . 5 0 5 3 0 0 . 1 1 . 0 0 3 . 7 2 X W 3 4 C 4 8 7 X Z B 3 4 5 8 . 0 4 5 1 . 5 4 0 5 1 0 . 5 5 7 3 0 0 . 1 1 . 0 0 1 . 0 3 Y W 7 4 C 4 8 7 X Z B 7 4 5 6 . 4 4 5 3 . 9 4 0 7 1 0 . 5 5 7 3 0 0 . 1 1 . 0 0 9 . 2 3 Z W 1 5 C 4 8 7 X Z B 1 5 5 4 . 8 4 5 5 . 3 5 0 0 1 0 . 5 0 0 4 0 0 . 1 1 . 0 0 0 . 8 3 A X |
Numéro de pièce similaire - BZX784C39 |
|
Description similaire - BZX784C39 |