Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N4746A Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
1N4746A Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
2 / 5 page PAGE . 2 STAD-JUL.05.2004 r e b m u N t r a P V Z @IZT IZT e c n a d e p m I r e n e Z m u m i x a M m u m i x a Mt n e r r u C e g a k a e L g n i k r a M e d o C e g a k c a P ZZT @IZT ZZK @IZK IZK IR @V R V . m o N V . n i M V . x a M A m Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω A m A u V 1 4 - O D G 1 4 - O D R E N E Z t t a W 0 . 1 A 8 2 7 4 N 1 3 . 3 1 . 3 5 . 3 6 7 0 1 0 0 4 0 . 1 0 0 1 0 . 1 - A 8 2 7 4 G 1 4 - O D A 9 2 7 4 N 1 6 . 3 4 . 3 8 . 3 9 6 0 1 0 0 4 0 . 1 0 0 1 0 . 1 - A 9 2 7 4 G 1 4 - O D A 0 3 7 4 N 1 9 . 3 7 . 3 1 . 4 4 6 0 . 9 0 0 4 0 . 1 0 5 0 . 1 - A 0 3 7 4 G 1 4 - O D A 1 3 7 4 N 1 3 . 4 1 . 4 5 . 4 8 5 0 . 9 0 0 4 0 . 1 0 1 0 . 1 - A 1 3 7 4 G 1 4 - O D A 2 3 7 4 N 1 7 . 4 5 . 4 9 . 4 3 5 0 . 8 0 0 5 0 . 1 0 1 0 . 1 - A 2 3 7 4 G 1 4 - O D A 3 3 7 4 N 1 1 . 5 8 . 4 4 . 5 9 4 0 . 7 0 5 5 0 . 1 0 1 0 . 1 - A 3 3 7 4 G 1 4 - O D A 4 3 7 4 N 1 6 . 5 3 . 5 9 . 5 5 4 0 . 5 0 0 6 0 . 1 0 1 0 . 2 - A 4 3 7 4 G 1 4 - O D A 5 3 7 4 N 1 2 . 6 9 . 5 5 . 6 1 4 0 . 2 0 0 7 0 . 1 0 1 0 . 3 - A 5 3 7 4 G 1 4 - O D A 6 3 7 4 N 1 8 . 6 5 . 6 1 . 7 7 3 5 . 3 0 0 7 0 . 1 0 1 0 . 4 - A 6 3 7 4 G 1 4 - O D A 7 3 7 4 N 1 5 . 7 1 . 7 9 . 7 4 3 0 . 4 0 0 7 5 . 0 0 1 0 . 5 - A 7 3 7 4 G 1 4 - O D A 8 3 7 4 N 1 2 . 8 8 . 7 6 . 8 1 3 5 . 4 0 0 7 5 . 0 0 1 0 . 6 - A 8 3 7 4 G 1 4 - O D A 9 3 7 4 N 1 1 . 9 6 . 8 6 . 9 8 2 0 . 5 0 0 7 5 . 0 0 1 0 . 7 - A 9 3 7 4 G 1 4 - O D A 0 4 7 4 N 1 0 . 0 1 5 . 9 5 . 0 1 5 2 0 . 7 0 0 7 5 2 . 0 0 1 6 . 7 - A 0 4 7 4 G 1 4 - O D A 1 4 7 4 N 1 0 . 1 1 5 . 0 1 6 . 1 1 3 2 0 . 8 0 0 7 5 2 . 0 0 . 5 4 . 8 A 1 4 7 4 N 1 A 1 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 2 4 7 4 N 1 0 . 2 1 4 . 1 1 6 . 2 1 1 2 0 . 9 0 0 7 5 2 . 0 0 . 5 1 . 9 A 2 4 7 4 N 1 A 2 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 3 4 7 4 N 1 0 . 3 1 4 . 2 1 7 . 3 1 9 1 0 1 0 0 7 5 2 . 0 0 . 5 9 . 9 A 3 4 7 4 N 1 A 3 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 4 4 7 4 N 1 0 . 5 1 3 . 4 1 8 . 5 1 7 1 4 1 0 0 7 5 2 . 0 0 . 5 4 . 1 1 A 4 4 7 4 N 1 A 4 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 5 4 7 4 N 1 0 . 6 1 2 . 5 1 8 . 6 1 5 . 5 1 6 1 0 0 7 5 2 . 0 0 . 5 2 . 2 1 A 5 4 7 4 N 1 A 5 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 6 4 7 4 N 1 0 . 8 1 1 . 7 1 9 . 8 1 4 1 0 2 0 5 7 5 2 . 0 0 . 5 7 . 3 1 A 6 4 7 4 N 1 A 6 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 7 4 7 4 N 1 0 . 0 2 0 . 9 1 0 . 1 2 5 . 2 1 2 2 0 5 7 5 2 . 0 0 . 5 2 . 5 1 A 7 4 7 4 N 1 A 7 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 8 4 7 4 N 1 0 . 2 2 9 . 0 2 1 . 3 2 5 . 1 1 3 2 0 5 7 5 2 . 0 0 . 5 7 . 6 1 A 8 4 7 4 N 1 A 8 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 9 4 7 4 N 1 0 . 4 2 8 . 2 2 2 . 5 2 5 . 0 1 5 2 0 5 7 5 2 . 0 0 . 5 2 . 8 1 A 9 4 7 4 N 1 A 9 4 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 0 5 7 4 N 1 0 . 7 2 7 . 5 2 4 . 8 2 5 . 9 5 3 0 5 7 5 2 . 0 0 . 5 6 . 0 2 A 0 5 7 4 N 1 A 0 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 1 5 7 4 N 1 0 . 0 3 5 . 8 2 5 . 1 3 5 . 8 0 4 0 0 0 1 5 2 . 0 0 . 5 8 . 2 2 A 1 5 7 4 N 1 A 1 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 2 5 7 4 N 1 0 . 3 3 4 . 1 3 7 . 4 3 5 . 7 5 4 0 0 0 1 5 2 . 0 0 . 5 1 . 5 2 A 2 5 7 4 N 1 A 2 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 3 5 7 4 N 1 0 . 6 3 2 . 4 3 8 . 7 3 0 . 7 0 5 0 0 0 1 5 2 . 0 0 . 5 4 . 7 2 A 3 5 7 4 N 1 A 3 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 4 5 7 4 N 1 0 . 9 3 1 . 7 3 0 . 1 4 5 . 6 0 6 0 0 0 1 5 2 . 0 0 . 5 7 . 9 2 A 4 5 7 4 N 1 A 4 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 5 5 7 4 N 1 0 . 3 4 9 . 0 4 2 . 5 4 0 . 6 0 7 0 0 5 1 5 2 . 0 0 . 5 7 . 2 3 A 5 5 7 4 N 1 A 5 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 6 5 7 4 N 1 0 . 7 4 7 . 4 4 4 . 9 4 5 . 5 0 8 0 0 5 1 5 2 . 0 0 . 5 8 . 5 3 A 6 5 7 4 N 1 A 6 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 7 5 7 4 N 1 0 . 1 5 5 . 8 4 6 . 3 5 0 . 5 5 9 0 0 5 1 5 2 . 0 0 . 5 8 . 8 3 A 7 5 7 4 N 1 A 7 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 8 5 7 4 N 1 0 . 6 5 2 . 3 5 8 . 8 5 5 . 4 0 1 1 0 0 0 2 5 2 . 0 0 . 5 6 . 2 4 A 8 5 7 4 N 1 A 8 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 9 5 7 4 N 1 0 . 2 6 9 . 8 5 1 . 5 6 0 . 4 5 2 1 0 0 0 2 5 2 . 0 0 . 5 1 . 7 4 A 9 5 7 4 N 1 A 9 5 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 0 6 7 4 N 1 0 . 8 6 6 . 4 6 4 . 1 7 7 . 3 0 5 1 0 0 0 2 5 2 . 0 0 . 5 7 . 1 5 A 0 6 7 4 N 1 A 0 6 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 1 6 7 4 N 1 0 . 5 7 3 . 1 7 8 . 8 7 3 . 3 5 7 1 0 0 0 2 5 2 . 0 0 . 5 0 . 6 5 A 1 6 7 4 N 1 A 1 6 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 2 6 7 4 N 1 0 . 2 8 9 . 7 7 1 . 6 8 0 . 3 0 0 2 0 0 0 3 5 2 . 0 0 . 5 2 . 2 6 A 2 6 7 4 N 1 A 2 6 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 3 6 7 4 N 1 0 . 1 9 5 . 6 8 6 . 5 9 8 . 2 0 5 2 0 0 0 3 5 2 . 0 0 . 5 2 . 9 6 A 3 6 7 4 N 1 A 3 6 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D A 4 6 7 4 N 1 0 . 0 0 1 0 . 5 9 0 . 5 0 1 5 . 2 0 5 3 0 0 0 3 5 2 . 0 0 . 5 0 . 6 7 A 4 6 7 4 N 1 A 4 6 7 4 G 1 4 - O D / 1 4 - O D |
Numéro de pièce similaire - 1N4746A |
|
Description similaire - 1N4746A |