Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STPS1045BTR Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce STPS1045BTR
Description  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

STPS1045BTR Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  STPS1045BTR Datasheet HTML 1Page - International Rectifier STPS1045BTR Datasheet HTML 2Page - International Rectifier STPS1045BTR Datasheet HTML 3Page - International Rectifier STPS1045BTR Datasheet HTML 4Page - International Rectifier STPS1045BTR Datasheet HTML 5Page - International Rectifier STPS1045BTR Datasheet HTML 6Page - International Rectifier STPS1045BTR Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
STPS1045BPbF
Bulletin PD-21098 rev. B 08/06
6
www.irf.com
Tape & Reel Information
TR
FEED DIRECTION
4.1 (0.16)
3.9 (0.15)
2.1 (0.83)
1.9 (0.07)
12.1 (0.48)
1.65 (0.06)
1.85 (0.07)
1.65 (0.06)
7.4 (0.29)
2.6 (0.10)
1.5 (0.06)
7.6 (0.30)
11.9 (0.47)
1.85 (0.07)
TO-252AA Tape & Reel
When ordering, indicate the part
number, part orientation, and the
quantity. Quantities are in multiples
of 2,000 pieces per reel for TR and
multiples of 3,000 pieces per reel
for both TRL and TRR.
13 (0.52) DIA.
DIA. MAX.
375 (14.17)
50 (1.97) DIA.
22.4 (0.88)
0.35 (0.01)
16.3 (0.64)
15.7 (0.62)
2.75 (0.11)
2.55 (0.10)
0.25 (0.01)
6.8 (0.26)
7.0 (0.28)
TRR
FEED DIRECTION
4.1 (0.16)
3.9 (0.15)
2.1 (0.83)
1.9 (0.07)
8.1 (0.32)
1.85 (0.07)
1.65 (0.06)
1.85 (0.07)
1.65 (0.06)
7.4 (0.29)
2.6 (0.10)
1.5 (0.06)
7.6 (0.30)
7.9 (0.31)
0.35 (0.01)
16.3 (0.64)
15.7 (0.62)
2.75 (0.11)
2.55 (0.10)
0.25 (0.01)
10.4 (0.41)
10.6 (0.42)
DIA.
TRL
FEED DIRECTION
4.1 (0.16)
3.9 (0.15)
2.1 (0.83)
1.9 (0.07)
8.1 (0.32)
1.85 (0.07)
1.65 (0.06)
1.85 (0.07)
1.65 (0.06)
7.4 (0.29)
2.6 (0.10)
1.5 (0.06)
7.6 (0.30)
7.9 (0.31)
0.35 (0.01)
16.3 (0.64)
15.7 (0.62)
2.75 (0.11)
2.55 (0.10)
0.25 (0.01)
10.4 (0.41)
10.6 (0.42)
DIA.
DIA.
DIA.
DIA.
DIA.


Numéro de pièce similaire - STPS1045BTR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
STPS1045BTR VISHAY-STPS1045BTR Datasheet
91Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 10 A
Revision: 23-Apr-08
STPS1045BTRL VISHAY-STPS1045BTRL Datasheet
91Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 10 A
Revision: 23-Apr-08
STPS1045BTRLPBF VISHAY-STPS1045BTRLPBF Datasheet
91Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 10 A
Revision: 23-Apr-08
STPS1045BTRLPBF VISHAY-STPS1045BTRLPBF Datasheet
121Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 10 A
Revision: 14-Jan-11
STPS1045BTRPBF VISHAY-STPS1045BTRPBF Datasheet
91Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 10 A
Revision: 23-Apr-08
More results

Description similaire - STPS1045BTR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com