Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

EGL1A Fiches technique(PDF) 1 Page - Semikron International

No de pièce EGL1A
Description  Surface mount diode Ultrafast silicon rectifier diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

EGL1A Fiches technique(HTML) 1 Page - Semikron International

  EGL1A_07 Datasheet HTML 1Page - Semikron International EGL1A_07 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Surface mount diode
Ultrafast silicon rectifier
diodes
EGL 1A ... EGL 1M
Forward Current: 1 A
Reverse Voltage: 50 to 1000 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
4)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
EGL 1A ... EGL 1M
1
01-03-2007 MAM
© by SEMIKRON


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn