Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7402PBF Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7402PBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7402PBF Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF7402PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7402PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF7402PbF
www.irf.com
7
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in milimeters (inches)
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BASIC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BASIC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BASIC
0.635 BASIC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
CA B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
FOOTPRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE MS-012AA.
NOTES:
1. DIMENSIONING & TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER
3. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES].
5 DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSIONS.
6 DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSIONS.
MOLD PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENSION IS THE LENGTH OF LEAD FOR SOLDERING TO
A SUBSTRATE.
MOLD PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
SO-8 Part Marking Information (Lead-Free)
DATE CODE (YWW)
XXXX
INTERNATIONAL
RECTIFIER
LOGO
F7101
Y = LAST DIGIT OF THE YEAR
PART NUMBER
LOT CODE
WW = WEEK
EXAMPLE: THIS IS AN IRF7101 (MOSFET)
P = DESIGNATES LEAD-FREE
PRODUCT (OPTIONAL)
A = ASSEMBLY SITE CODE


Numéro de pièce similaire - IRF7402PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7402PBF IRF-IRF7402PBF Datasheet
188Kb / 8P
   Generation V Technology
IRF7402PBF IRF-IRF7402PBF Datasheet
188Kb / 8P
   Generation V Technology
IRF7402PBF IRF-IRF7402PBF_15 Datasheet
188Kb / 8P
   Generation V Technology
More results

Description similaire - IRF7402PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com