Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BUZ102SE3045 Datasheet(Fiches technique) 6 Page - Infineon Technologies AG

Numéro de pièce BUZ102SE3045
Description  SIPMOS Power Transistor
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ102SE3045 Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ102SE3045 Datenblatt HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
BUZ 102S
Data Book
6
05.99
Typ. output characteristics
ID = f (VDS)
parameter:
tp = 80 µs
0.0
0.5 1.0
1.5 2.0
2.5 3.0
3.5 4.0
V
5.0
VDS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
A
130
BUZ102S
V
GS
[V]
a
a4.0
b
b4.5
c
c5.0
d
d5.5
e
e6.0
f
f6.5
g
g7.0
h
h7.5
i
i8.0
j
j9.0
k
k
10.0
l
Ptot = 120W
l
20.0
Typ. drain-source-on-resistance
RDS(on) = f (ID)
parameter:
VGS
0
20
40
60
80
A
120
ID
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
0.060
BUZ102S
VGS [V] =
b
b
4.5
c
c
5.0
d
d
5.5
e
e
6.0
f
f
6.5
g
g
7.0
h
h
7.5
i
i
8.0
j
j
9.0
k
k
10.0
l
l
20.0
Typ. transfer characteristics
ID= f (VGS)
parameter:
tp = 80 µs
VDS ≥ 2 x ID x RDS(on) max
2
3
4
5
V
7
VGS
0
20
40
A
80
Typ. forward transconductance
gfs = f(ID); Tj = 25˚C
parameter:
gfs
0
10
20
30
40
50
A
70
ID
0
5
10
15
20
25
S
35


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn