Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6N60L-ATA3-T Fiches technique(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

No de pièce 6N60L-ATA3-T
Description  6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N60L-ATA3-T Fiches technique(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 6N60L-ATA3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
6N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-117.A
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS (Cont.)
Fig. 2A Switching Test Circuit
Fig. 2B Switching Waveforms
Fig. 3A Gate Charge Test Circuit
Fig. 3B Gate Charge Waveform
D.U.T.
RD
10V
VDS
L
VDD
tp
VDD
tp
Time
BVDSS
IAS
ID(t)
VDS(t)
Fig. 4A Unclamped Inductive Switching Test Circuit
Fig. 4B Unclamped Inductive Switching Waveforms


Numéro de pièce similaire - 6N60L-ATA3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
6N60L-A-TA3-T ARTSCHIP-6N60L-A-TA3-T Datasheet
219Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET
More results

Description similaire - 6N60L-ATA3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
6N60 UTC-6N60_10 Datasheet
249Kb / 6P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60A UTC-7N60A Datasheet
297Kb / 7P
   7 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60Z UTC-7N60Z Datasheet
194Kb / 6P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60L UTC-7N60L Datasheet
182Kb / 7P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
12N60 UTC-12N60_10 Datasheet
358Kb / 7P
   12 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
12N60 UTC-12N60 Datasheet
235Kb / 6P
   12 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N60 UTC-1N60_10 Datasheet
275Kb / 6P
   1.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N60A UTC-1N60A_09 Datasheet
224Kb / 8P
   0.5 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
5N60 UTC-5N60_10 Datasheet
242Kb / 6P
   4.5 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60Z UTC-7N60Z_10 Datasheet
213Kb / 6P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com