Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BY500-50 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce BY500-50
Description  Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY500-50 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY500-50_07 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY500-50_07 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY500-50 ... BY500-1000
BY500-50 ... BY500-1000
Fast Si-Rectifiers – Schnelle Si-Gleichrichter
Version 2006-04-24
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
5 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
50...1000 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
Ø 5.4 x 7.5 [mm]
Weight approx.
Gewicht ca.
1.0 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY500-50
50
50
BY500-100
100
100
BY500-200
200
200
BY500-400
400
400
BY500-600
600
600
BY500-800
800
800
BY500-1000
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
5 A 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
200/220 A
Rating for fusing,t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
200 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø
±0.05
1.2
Ø
±0.1
5.4


Numéro de pièce similaire - BY500-50_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GOOD-ARK Electronics
BY500-50 GOOD-ARK-BY500-50_15 Datasheet
158Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 5.0 Amperes
logo
Diotec Semiconductor
BY500-50 DIOTEC-BY500-50_15 Datasheet
131Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier Diodes
More results

Description similaire - BY500-50_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY296 DIOTEC-BY296_07 Datasheet
57Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY396 DIOTEC-BY396_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
D-BYW36 DIOTEC-D-BYW36 Datasheet
76Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers Schnelle Si-Gleichrichter
DD300 DIOTEC-DD300_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
BY251 DIOTEC-BY251_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400 DIOTEC-1N5400_07 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400K DIOTEC-1N5400K_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY133 DIOTEC-BY133_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY550-50 DIOTEC-BY550-50_07 Datasheet
62Kb / 2P
   Si-Rectifiers -Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com