Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF1405LPBF Fiches technique(PDF) 10 Page - International Rectifier

No de pièce IRF1405LPBF
Description  AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1405LPBF Fiches technique(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRF1405LPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
IRF1405S/LPbF
10
www.irf.com
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
ASSEMBLY
LOT CODE
RECTIF IER
INT ERNATIONAL
AS S EMB LED ON WW 19, 1997
Note: "P" in assembly line
position indicates "Lead-Free"
IN THE AS S EMBLY LINE "C"
LOGO
T HIS IS AN IRL3103L
LOT CODE 1789
EXAMPLE:
LINE C
DATE CODE
WEE K 19
YE AR 7 = 1997
PART NUMBER
PART NUMBER
LOGO
LOT CODE
AS S EMBLY
INTERNATIONAL
RECT IF IER
PRODUCT (OPTIONAL)
P = DES IGNATES LEAD-F REE
A = ASSEMBLY SIT E CODE
WEEK 19
YEAR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


Numéro de pièce similaire - IRF1405LPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1405L IRF-IRF1405L Datasheet
154Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=131A??
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1405L KERSEMI-IRF1405L Datasheet
3Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Description similaire - IRF1405LPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1405S IRF-IRF1405S Datasheet
154Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=131A??
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
362Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com