Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF740SPBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF740SPBF
Description  HEXFET POWER MOSFET ( VDSS=400V , RDS(on)=0.55廓 , ID=10A )
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF740SPBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF740SPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF740SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
IRF740SPbF
4
www.irf.com


Numéro de pièce similaire - IRF740SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IRF740SPBF VISHAY-IRF740SPBF Datasheet
199Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - IRF740SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF720SPBF IRF-IRF720SPBF Datasheet
974Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET (VDSS = 400V , RDS(on) = 1.8廓 , ID = 3.3A )
IRFD320PBF IRF-IRFD320PBF Datasheet
937Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS=400V , RDS(on)=1.8廓 , ID=0.49A )
IRFR310PBF IRF-IRFR310PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS=400V , RDS(on)=3.6廓 , ID=1.7A )
IRLR014NPBF IRF-IRLR014NPBF Datasheet
281Kb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.14廓 , ID = 10A )
IRC740 IRF-IRC740 Datasheet
221Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.55ohm, Id=10A)
IRFP3710PBF IRF-IRFP3710PBF Datasheet
233Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 0.025廓 , ID = 57A )
IRFZ48RSPBF IRF-IRFZ48RSPBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
IRFD9110PBF IRF-IRFD9110PBF Datasheet
1Mb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -100V , RDS(on) = 1.2廓 , ID = -0.70A )
IRL640PBF IRF-IRL640PBF Datasheet
930Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.18廓 , ID = 17A )
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com