Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF1010ZLPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier |
|
IRF1010ZLPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier |
5 / 13 page IRF1010ZS/LPbF www.irf.com 5 Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Case Temperature Fig 10. Normalized On-Resistance Vs. Temperature 25 50 75 100 125 150 175 TC , Case Temperature (°C) 0 20 40 60 80 100 LIMITED BY PACKAGE -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 TJ , Junction Temperature (°C) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 ID = 75A VGS = 10V 1E-006 1E-005 0.0001 0.001 0.01 0.1 t1 , Rectangular Pulse Duration (sec) 0.001 0.01 0.1 1 10 0.20 0.10 D = 0.50 0.02 0.01 0.05 SINGLE PULSE ( THERMAL RESPONSE ) Notes: 1. Duty Factor D = t1/t2 2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc |
Numéro de pièce similaire - IRF1010ZLPBF |
|
Description similaire - IRF1010ZLPBF |