Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SN65C1167 Fiches technique(PDF) 4 Page - Texas Instruments

No de pièce SN65C1167
Description  DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN65C1167 Fiches technique(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN65C1167_07 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN65C1167_07 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
SN65C1167, SN75C1167, SN65C1168, SN75C1168
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS
SLLS159E − MARCH 1993 − REVISED NOVEMBER 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage range, VCC (see Note 1)
−0.5 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI
−0.5 V to VCC + 0.5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (A or B, Receiver)
−11 V to 14 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage range, VID, Receiver (see Note 2)
−14 V to 14 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output voltage range, VO, Driver
−5 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp current range, IIK or IOK, Driver
±20 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current range, IO, Driver
±150 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply current, ICC
200 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GND current
−200 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current range, IO, Receiver
±25 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 3 and 4): DB package
82
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
67
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NS package
64
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package
108
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values except differential input voltage are with respect to the network GND.
2. Differential input voltage is measured at the noninverting terminal with respect to the inverting terminal.
3. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Selecting the maximum of 150°C can affect reliability.
4. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
recommended operating conditions
MIN
NOM
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
4.5
5
5.5
V
VIC
Common-mode input voltage
(see Note 5)
Receiver
±7
V
VID
Differential input voltage
Receiver
±7
V
VIH
High-level input voltage
Except A, B
2
V
VIL
Low-level input voltage
Except A, B
0.8
V
IOH
High-level output current
Receiver
−6
mA
IOH
High-level output current
Driver
−20
mA
IOL
Low-level output current
Receiver
6
mA
IOL
Low-level output current
Driver
20
mA
TA
Operating free-air temperature
SN75C1167, SN75C1168
0
70
°C
TA
Operating free-air temperature
SN65C1167, SN65C1168
−40
85
°C
NOTE 5: Refer to TIA/EIA-422-B for exact conditions.


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn