Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL3715ZLPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRL3715ZLPBF
Description  HEXFET짰Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3715ZLPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL3715ZLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
IRL3715Z/S/LPbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
40
80
120
160
200
I D
TOP
3.9A
5.4A
BOTTOM
12A


Numéro de pièce similaire - IRL3715ZLPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL3715ZL IRF-IRL3715ZL Datasheet
303Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRL3715ZLPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFZ44NSPBF IRF-IRFZ44NSPBF Datasheet
339Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7821PBF IRF-IRF7821PBF Datasheet
285Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFP450NPBF IRF-IRFP450NPBF Datasheet
174Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB4310PBF IRF-IRFB4310PBF Datasheet
381Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB3207PBF IRF-IRFB3207PBF Datasheet
383Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLR8743PBF IRF-IRLR8743PBF Datasheet
369Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF9910PBF IRF-IRF9910PBF Datasheet
205Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7316PBF IRF-IRF7316PBF Datasheet
203Kb / 7P
   HEXFET짰Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com