Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRL3715ZSPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier |
|
IRL3715ZSPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier |
6 / 13 page IRL3715Z/S/LPbF 6 www.irf.com D.U.T. VDS ID IG 3mA VGS .3 µF 50K Ω .2 µF 12V Current Regulator Same Type as D.U.T. Current Sampling Resistors + - Fig 13. Gate Charge Test Circuit Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit tp V(BR)DSS IAS Fig 12c. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current RG IAS 0.01 Ω tp D.U.T L VDS + - VDD DRIVER A 15V 20V VGS Fig 14a. Switching Time Test Circuit Fig 14b. Switching Time Waveforms V GS V DS 90% 10% t d(on) t d(off) t r t f V GS Pulse Width < 1µs Duty Factor < 0.1% V DD V DS L D D.U.T + - 25 50 75 100 125 150 175 Starting TJ, Junction Temperature (°C) 0 40 80 120 160 200 I D TOP 3.9A 5.4A BOTTOM 12A |
Numéro de pièce similaire - IRL3715ZSPBF |
|
Description similaire - IRL3715ZSPBF |