Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AK64D600-TSSOP.65 Fiches technique(PDF) 5 Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION

No de pièce AK64D600-TSSOP.65
Description  64 Pin to 84 Pin DIP Adapters
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ACCUTEK [ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION]
Site Internet  http://www.accutekmicro.com
Logo ACCUTEK - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION

AK64D600-TSSOP.65 Fiches technique(HTML) 5 Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION

  AK64D600-TSSOP.65 Datasheet HTML 1Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION AK64D600-TSSOP.65 Datasheet HTML 2Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION AK64D600-TSSOP.65 Datasheet HTML 3Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION AK64D600-TSSOP.65 Datasheet HTML 4Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION AK64D600-TSSOP.65 Datasheet HTML 5Page - ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
PAGE 22 ACCUTEKMICRO.COM 02/2005 (DA25)
AK80D900-TSSOP.4
.4MM TSSOP
TO 80 PIN DIP
4.000"
0.360"
0.900"
0.015"
(.4mm)
0.126"
0.100"
0.185"
AK80D900-TSSOP.5
.5MM TSSOP
TO 80 PIN DIP
4.000"
0.900"
0.126"
0.100"
0.415"
0.019"
(.5mm)
0.240"
0.65mm
(0.025")
0.710"
0.565"
0,5mm
0.590"
0.460"
4.000"
0.900"
0.126"
0.100"
AK80D900-QFP.5mm
QFP 0.5mm PITCH
TO 80 PIN DIP
4.000"
0.900"
0.126"
AK80D900-QFP.65mm
QFP 0.65mm PITCH
TO 80 PIN DIP


Html Pages

1  2  3  4  5 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
AK04D300-SOT 4 Pin to 14 Pin DIP Adapters 1  2  3  4  5  ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION
AK16D-LLP4X4 16 Pin to 24 Pin DIP Adapters 1  2  3  4  5  More ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION
AK28D-LLP 28 Pin to 32 Pin DIP Adapters 1  2  3  4  5  More ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION
AK36D600-TSSOP.8 36 Pin to 44 Pin DIP Adapters 1  2  3  4  5  More ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION
AK48D600-TSSOP.65 48 Pin to 56 Pin DIP Adapters 1  2  3  4  ACCUTEK MICROCIRCUIT CORPORATION
K1524A_07 14 pin DIP 5.0 Volt CMOS/TTL VCXO 1  2  MTRONPTI
MA11FAA 14 pin DIP 5.0 Volt ACMOS/TTL Clock Oscillator 1  MTRONPTI
K1525C_07 14 pin DIP 5.0 Volt CMOS/TTL VCXO 1  2  MTRONPTI
ME11XAA 14 pin DIP 5.0 Volt ECL PECL Clock Oscillator 1  MTRONPTI
K1601_07 14 pin DIP 5.0 Volt Sinewave TCXO 1  2  3  MTRONPTI

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn