Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SI8516-B-IM Fiches technique(PDF) 3 Page - Silicon Laboratories |
|
SI8516-B-IM Fiches technique(HTML) 3 Page - Silicon Laboratories |
3 / 24 page Si85xx Preliminary Rev. 0.1 3 TABLE OF C ONTENTS Section Page 1. Electrical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Functional Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1. Under Voltage Lockout (UVLO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2. Device Start-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2.3. Integrator Reset and Current Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4. Effect of Operating Frequency on Output Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.5. Effect of Temperature on Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.6. Leading Edge Noise Suppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.7. FAULT Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Application Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3.1. Board Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2. Device Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3. Single-Phase Buck Converter Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.4. Full-Bridge Converter Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.5. Push-Pull Converter Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. Pin Descriptions—Si85xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5. Ordering Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6. Package Outline—12-Pin QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Contact Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |
Numéro de pièce similaire - SI8516-B-IM |
|
Description similaire - SI8516-B-IM |