Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS0203EJ Fiches technique(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce SS0203EJ
Description  Schottky Barrier Diode 30V, 200mA Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SS0203EJ Fiches technique(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SS0203EJ Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SS0203EJ Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SS0203EJ Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SS0203EJ
No.8171-2/3
Package Dimensions
trr Test Circuit
unit : mm
1332
Type No. Indication (Top view)
Electrical Connection (Top view)
Duty
≤10%
50
100
10
--5V
trr
10
µs
IR -- VR
IF -- VF
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
IT07932
IT07933
0
1.0
2
3
5
7
10
2
3
5
7
100
2
3
5
7
1000
2
3
5
7
10000
10
20
35
30
515
25
0
0.1
0.01
0.001
0.3
0.4
0.5
0.1
0.2
7
5
3
2
7
5
3
2
1.0
7
5
3
2
0.6
Ta=125
°C
25°C
50°C
75°C
100°C
1 : Anode
2 : Cathode
SANYO : ECSP1608-4
Marking
0.5
0.2
Bottom View
Top View
1
2
1
2
0.05
0.8
Anode
Cathode
Anode
Cathode
Cathode Mark (Top)
*Electorodes : on the bottom
Cathode Mark (Top)
DC


Numéro de pièce similaire - SS0203EJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Advanced Crystal Techno...
SS00003GIHD-PE ACT-SS00003GIHD-PE Datasheet
179Kb / 2P
   Watch crystal
01/02/2017
SS00003GIHL-PE ACT-SS00003GIHL-PE Datasheet
179Kb / 2P
   Watch crystal
01/02/2017
SS00003NIHD-PE ACT-SS00003NIHD-PE Datasheet
179Kb / 2P
   Watch crystal
01/02/2017
SS00003NIHL-PE ACT-SS00003NIHL-PE Datasheet
179Kb / 2P
   Watch crystal
01/02/2017
SS00003PIHD-PE ACT-SS00003PIHD-PE Datasheet
179Kb / 2P
   Watch crystal
01/02/2017
More results

Description similaire - SS0203EJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB0203EJ SANYO-SB0203EJ Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 200mA Rectifier
logo
Torex Semiconductor
XBS023P11R-G TOREX-XBS023P11R-G Datasheet
225Kb / 5P
   Schottky Barrier Diode, 200mA, 30V Type
logo
Silicon Supplies
BAT54 SS-BAT54 Datasheet
1Mb / 3P
   30V 200mA Schottky Diode
Rev 1.1 13/07/23
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAT54W AITSEMI-BAT54W Datasheet
454Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE 0.52V/200mA 30V/0.5uA
REV1.0
BAT54CW AITSEMI-BAT54CW Datasheet
445Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE 0.52V/200mA 30V/0.5uA
REV1.0
logo
Sanyo Semicon Device
SB02-03Q SANYO-SB02-03Q Datasheet
55Kb / 2P
   30V, 200mA Rectifier
SB02-03S SANYO-SB02-03S Datasheet
56Kb / 2P
   30V, 200mA Rectifier
SB02W03S SANYO-SB02W03S Datasheet
56Kb / 2P
   30V, 200mA Rectifier
SB02W03C SANYO-SB02W03C Datasheet
60Kb / 2P
   30V, 200mA Rectifier
SB02-03C SANYO-SB02-03C Datasheet
50Kb / 2P
   30V, 200mA Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com