Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLZ44Z Fiches technique(PDF) 11 Page - International Rectifier

No de pièce IRLZ44Z
Description  AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44Z Fiches technique(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ44Z Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IRLZ44Z Datasheet HTML 13Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
IRLZ44Z/S/LPbF
www.irf.com
11
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
AS S E MB L Y
LOT CODE
RE CT IF IE R
IN T E R N AT ION AL
AS S E MB L E D ON WW 19, 1997
N ote: "P " in as s embly line
pos ition indicates "L ead-F ree"
IN T H E AS S E MB LY LIN E "C"
LOGO
T H IS IS AN IR L 3103L
L OT COD E 1789
EXAMP L E :
LIN E C
DAT E CODE
WEEK 19
YE AR 7 = 1997
PAR T N U MB E R
PAR T N U MB E R
LOGO
LOT COD E
AS S E MB L Y
IN T E R N AT ION AL
RE CT IF IE R
PR OD U CT (OP T ION AL )
P = D E S IGN AT E S L E AD -F R E E
A = AS S E MB L Y S IT E CODE
WE E K 19
YE AR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


Numéro de pièce similaire - IRLZ44Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLZ44Z IRF-IRLZ44Z Datasheet
304Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLZ44Z ISC-IRLZ44Z Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLZ44ZL IRF-IRLZ44ZL Datasheet
304Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
387Kb / 12P
   Advnaced Process Technology
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF_10 Datasheet
387Kb / 12P
   Logic Level, Advanced Process Technology, Ultra Low On-Resistance
More results

Description similaire - IRLZ44Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFZ44Z IRF-IRFZ44Z Datasheet
333Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=13.9mohm, Id=51A)
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
240Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com