Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLZ44ZLPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRLZ44ZLPBF
Description  AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44ZLPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ44ZLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
IRLZ44Z/S/LPbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage Vs. Temperature
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
1K
VCC
DUT
0
L
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
80
160
240
320
ID
TOP
3.7A
5.7A
BOTTOM
31A
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 250µA


Numéro de pièce similaire - IRLZ44ZLPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLZ44ZL IRF-IRLZ44ZL Datasheet
304Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Description similaire - IRLZ44ZLPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFZ44Z IRF-IRFZ44Z Datasheet
333Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=13.9mohm, Id=51A)
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
240Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com