Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SCA2100-D01 Fiches technique(PDF) 3 Page - VTI technologies

No de pièce SCA2100-D01
Description  2-AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VTI [VTI technologies]
Site Internet  http://www.vti.fi
Logo VTI - VTI technologies

SCA2100-D01 Fiches technique(HTML) 3 Page - VTI technologies

  SCA2100-D01 Datasheet HTML 1Page - VTI technologies SCA2100-D01 Datasheet HTML 2Page - VTI technologies SCA2100-D01 Datasheet HTML 3Page - VTI technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SCA2100-D01
VTI Automotive Digital Accelerometer Platform
VTI Technologies Oy
PRELIMINARY- Subject to changes
3/3
www.vti.fi
Doc. Nr. 82 681 00 A
Rev.A
-Y
Y
PIN 1
-X
X
-Y
Y
PIN 1
Figure 2. Accelerometer measuring directions
Figure 3. Housing dimensions
Figure 4. Frequency response curves
Document Change Control
Rev.
Date
Change Description
A
07.10.06
Preliminary version


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn