Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SD1115 Fiches technique(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor |
|
2SD1115 Fiches technique(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor |
3 / 4 page 2SD1115(K) 3 Collector to emitter voltage VCE (V) 0 Typical Output Characteristics 12345 1 2 3 4 5 IB = 0 TC = 25°C 0.2 mA 0.4 0.6 0.8 1.0 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 Collector current IC (A) 0.1 0.2 0.5 1.0 2 5 10 DC Current Transfer Ratio vs. Collector Current T C = 75 °C 25 –25 VCE = 2 V Pulse 0.1 0.2 0.5 1.0 2 5 10 Collector current IC (A) 0.1 0.2 0.5 1.0 2 5 10 Saturation Voltage vs. Collector Current VBE (sat) VCE (sat) lC = 100 lB TC = 25°C Pulse |
Numéro de pièce similaire - 2SD1115 |
|
Description similaire - 2SD1115 |