Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFEA240 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRFEA240
Description  HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFEA240 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFEA240 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFEA240 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFEA240 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFEA240 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFEA240 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFEA240 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFEA240 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.irf.com
3
IRFEA240
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
15
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
10
100
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
V
= 50V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
11A


Numéro de pièce similaire - IRFEA240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFEA240 IRF-IRFEA240 Datasheet
249Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
IRFEA240 IRF-IRFEA240_15 Datasheet
249Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
More results

Description similaire - IRFEA240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7E3704 IRF-IRF7E3704 Datasheet
128Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-18)
IRHQ7214 IRF-IRHQ7214 Datasheet
128Kb / 8P
   RADIATION HARDENED POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
IRHQ7110 IRF-IRHQ7110 Datasheet
128Kb / 8P
   RADIATION HARDENED POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
IRHQ9110 IRF-IRHQ9110 Datasheet
134Kb / 8P
   RADIATION HARDENED POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
IRHQ57214SE IRF-IRHQ57214SE Datasheet
178Kb / 8P
   RADIATION HARDENED POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
IRHQ6110 IRF-IRHQ6110 Datasheet
192Kb / 14P
   RADIATION HARDENED POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
IRFE110 IRF-IRFE110 Datasheet
199Kb / 7P
   HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
IRFE120 IRF-IRFE120 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
IRFE9120 IRF-IRFE9120 Datasheet
138Kb / 7P
   HEXFET TRANSISTORS SURFACE MOUNT (LCC-18)
IRHLQ77214 IRF-IRHLQ77214 Datasheet
228Kb / 9P
   RADIATION HARDENED LOGIC LEVEL POWER MOSFET SURFACE MOUNT (LCC-28)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com