Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF9410PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF9410PBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9410PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF9410PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9410PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9410PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9410PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9410PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9410PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9410PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRF9410PbF
6
www.irf.com
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
SO-8 Part Marking
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BAS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BAS IC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHE S
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BAS IC
0.635 BAS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
C A B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
F OOTPRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE MS -012AA.
NOT ES :
1. DIMENS IONING & TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.
2. CONT ROLLING DIMENS ION: MILLIMET ER
3. DIMENS IONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES].
5 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUSIONS .
6 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUSIONS .
MOLD PROTRUS IONS NOT TO EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENS ION IS T HE LENGT H OF LEAD FOR SOLDERING TO
A S UBST RAT E.
MOLD PROTRUS IONS NOT TO EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
DAT E CODE (YWW)
XXXX
INT ERNAT IONAL
RECT IF IER
LOGO
F 7101
Y = LAS T DIGIT OF THE YEAR
PART NUMBER
LOT CODE
WW = WEEK
EXAMPLE: T HIS IS AN IRF7101 (MOSF ET )
P = DES IGNAT ES LEAD-FREE
PRODUCT (OPT IONAL)
A = ASSEMBLY SITE CODE


Numéro de pièce similaire - IRF9410PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF9410PBF IRF-IRF9410PBF Datasheet
175Kb / 7P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF9410PBF IRF-IRF9410PBF_15 Datasheet
175Kb / 7P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results

Description similaire - IRF9410PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com