Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC2274ACDRG4 Fiches technique(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No de pièce TLC2274ACDRG4
Description  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2274ACDRG4 Fiches technique(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2274ACDRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 67 page
background image
TLC227x, TLC227xA
Advanced LinCMOS RAILTORAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS190G − FEBRUARY 1997 − REVISED MAY 2004
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD+ (see Note 1)
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VDD− (see Note 1)
−8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input, see Note 1)
VDD− − 0.3 V to VDD+
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (any input)
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD+
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VDD−
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 4 and 5): D package (8 pin)
97.1
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D package (14 pin)
86.2
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
79.7
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package
84.6
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package (8 pin)
149
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package (14 pin)
113
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJC (see Notes 4 and 5): FK package
5.6
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J package
15.1
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U package
14.7
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I, Q suffix
−40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, P or PW package
260
°C
. . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J or U package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VDD+ and VDD −.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −. Excessive current will flow if input is brought below VDD − − 0.3 V.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
4. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
5. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7 (plastic) or MIL-STD-883 Method 1012 (ceramic).
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
Q SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD ±
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
V
Input voltage, VI
VDD −
VDD + −1.5 VDD −
VDD + −1.5 VDD −
VDD + −1.5 VDD −
VDD + −1.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD −
VDD + −1.5 VDD −
VDD + −1.5 VDD −
VDD + −1.5 VDD −
VDD + −1.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
−40
125
−40
125
−55
125
°C


Numéro de pièce similaire - TLC2274ACDRG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC2274ACDRG4 TI-TLC2274ACDRG4 Datasheet
1Mb / 64P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSTM RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2274ACDRG4 TI1-TLC2274ACDRG4 Datasheet
2Mb / 63P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers
TLC2274ACDRG4 TI-TLC2274ACDRG4 Datasheet
2Mb / 55P
[Old version datasheet]   TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers
More results

Description similaire - TLC2274ACDRG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC2272A-Q1 TI-TLC2272A-Q1 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   ADVANCED LinCMOS??RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV226X TI-TLV226X_07 Datasheet
1Mb / 58P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV226X TI-TLV226X_08 Datasheet
1Mb / 57P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2262-Q1 TI1-TLV2262-Q1 Datasheet
694Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2272 TI1-TLC2272 Datasheet
2Mb / 63P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers
TLC226X TI-TLC226X Datasheet
932Kb / 59P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2274A TI-TLC2274A Datasheet
619Kb / 33P
[Old version datasheet]   ADVANCED LINCMOS RAIL TO RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC227X-EP TI1-TLC227X-EP Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   ADVANCED LINCMOS RAIL TO RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2262A-Q1 TI1-TLV2262A-Q1_16 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2272A-EP TI1-TLC2272A-EP Datasheet
993Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com