Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7379PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7379PBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7379PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7379PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7379PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF7379PbF
www.irf.com
5
Fig 10. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 8. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
N-Channel
0
200
400
600
800
1000
1
10
100
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
A
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
4
8
12
16
20
0
5
10
15
20
25
Q , Total Gate Charge (nC)
G
A
I = 2.4A
V
= 24V
D
DS
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 11
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Numéro de pièce similaire - IRF7379PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7379PBF IRF-IRF7379PBF Datasheet
225Kb / 10P
   Generation V Technology
IRF7379PBF IRF-IRF7379PBF_15 Datasheet
225Kb / 10P
   Generation V Technology
More results

Description similaire - IRF7379PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com