Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MC10EL89D Fiches technique(PDF) 11 Page - ON Semiconductor |
|
MC10EL89D Fiches technique(HTML) 11 Page - ON Semiconductor |
11 / 20 page ECLSOIC8EVB http://onsemi.com 11 J3 J2 R3 50 W J7 C1 0.01 mF GND C4 0.1 mF GND Short VCC VEE DUT Pin 4 Pin 3 Pin 2 Pin 1 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Figure 10. Configuration 7 − Translator Schematic (Unloaded Testing Condition) R2 50 W Table 10. Configuration 7 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Device J1 R1 J2 R2 J3 R3 J4 R4 C2 C3 J6 R6 J7 R7 C1 C4 MC10ELT21D/MC100EL21D No No Yes Yes Yes Yes No No No No No No Yes No Yes Yes MC100EPT21D No No Yes Yes Yes Yes No No No No No No Yes No Yes Yes *See Appendix for loaded testing condition. |
Numéro de pièce similaire - MC10EL89D |
|
Description similaire - MC10EL89D |