Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFZ48RL Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRFZ48RL
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48RL Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRFZ48RL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IRFZ48RS/IRFZ48RL
www.irf.com
7
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
Fig 14. For N-Channel HEXFETS
* VGS = 5V for Logic Level Devices
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by R
G
• Driver same type as D.U.T.
• I
SD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer

*


Numéro de pièce similaire - IRFZ48RL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RL VISHAY-IRFZ48RL Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RL VISHAY-IRFZ48RL Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
logo
International Rectifier
IRFZ48RLPBF IRF-IRFZ48RLPBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RLPBF VISHAY-IRFZ48RLPBF Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RLPBF VISHAY-IRFZ48RLPBF Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
More results

Description similaire - IRFZ48RL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com