Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFZ48RS Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRFZ48RS
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48RS Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFZ48RS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48RS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRFZ48RS/IRFZ48RL
www.irf.com
5
RD
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
T , Case Temperature ( C)
°
C

LIMITED BY PACKAGE
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
VGS
RG
D.U.T.
10V
VDD
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10

Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Numéro de pièce similaire - IRFZ48RS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RS VISHAY-IRFZ48RS Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RS VISHAY-IRFZ48RS Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
IRFZ48RS VISHAY-IRFZ48RS Datasheet
275Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
IRFZ48RSPBF IRF-IRFZ48RSPBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RSPBF VISHAY-IRFZ48RSPBF Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
More results

Description similaire - IRFZ48RS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com