Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDS3570 Fiches technique(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDS3570
Description  80V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS3570 Fiches technique(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS3570 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS3570 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS3570 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS3570 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS3570 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
ID = 9A
VDS = 10V
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
102030405060
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
CISS
CRSS
COSS
f = 1MHz
VGS = 0 V
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
10s
1s
100ms
10ms
1ms
100
µs
RDS(ON) LIMIT
VGS = 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 125
oC/W
TA = 25
oC
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
RθJA = 125
o
C/W
TA = 25
o
C
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
300
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TIME (s e c )
1
S i n g le P u l s e
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
D u t y C y c l e, D = t /t
1
2
R
(t) = r(t) * R
R
= 125°C /W
θJA
θJA
θJA
T - T = P * R
(t)
θJA
A
J
P(p k )
t1
t 2
0
2
4
6
8
10
0
10
20304050
60
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 9A
VDS = 10V
40V
20V


Numéro de pièce similaire - FDS3570

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570 Datasheet
250Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570 Datasheet
85Kb / 12P
   Power Converter Topology and MOSFET Selection for 48-V Telecom
More results

Description similaire - FDS3570

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS3512 KEXIN-KDS3512 Datasheet
62Kb / 2P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SI4480DY FAIRCHILD-SI4480DY Datasheet
90Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3590 FAIRCHILD-FDS3590 Datasheet
204Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570 Datasheet
250Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDC3512 FAIRCHILD-FDC3512 Datasheet
133Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3570 FAIRCHILD-FDD3570 Datasheet
219Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3570_0011 FAIRCHILD-FDD3570_0011 Datasheet
76Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3512 FAIRCHILD-FDS3512 Datasheet
86Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3580 FAIRCHILD-FDS3580_00 Datasheet
84Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3580 FAIRCHILD-FDD3580 Datasheet
125Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com