Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7304PBF Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7304PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7304PBF Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF7304PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7304PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF7304PbF
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in milimeters (inches)
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BASIC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BASIC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BASIC
0.635 BAS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
C A B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
FOOTPRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE MS-012AA.
NOTES:
1. DIMENSIONING & TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER
3. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES].
5 DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSIONS.
6 DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSIONS.
MOLD PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENSION IS THE LENGTH OF LEAD FOR SOLDERING TO
ASUBSTRATE.
MOLD PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
SO-8 Part Marking Information (Lead-Free)
DATE CODE (YWW)
XXXX
INTERNATIONAL
RECTIFIER
LOGO
F7101
Y = LAST DIGIT OF THE YEAR
PART NUMBER
LOT CODE
WW = WEEK
EXAMPLE: THIS IS AN IRF7101 (MOSFET)
P = DES IGNATES LEAD-FREE
PRODUCT (OPTIONAL)
A = AS SEMBLY S ITE CODE


Numéro de pièce similaire - IRF7304PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7304PBF IRF-IRF7304PBF Datasheet
242Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7304PBF IRF-IRF7304PBF Datasheet
237Kb / 9P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304PBF-1 IRF-IRF7304PBF-1 Datasheet
238Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7304PBF-1 IRF-IRF7304PBF-1_15 Datasheet
238Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7304PBF IRF-IRF7304PBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFETPOWERMOSFET
More results

Description similaire - IRF7304PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com