Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF1010ELPBF Datasheet(Fiches technique) 4 Page - International Rectifier

Numéro de pièce IRF1010ELPBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1010ELPBF Datasheet(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 1Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 2Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 3Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 5Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 6Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 7Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 8Page - International Rectifier IRF1010ELPBF Datenblatt HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF1010ES/LPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
20
40
60
80
100
120
140
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
50A
V
= 12V
DS
V
= 30V
DS
V
= 48V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
IRFZ34VPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF7210PBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFR210PBFHEXFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFR3707ZCPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRLZ4SHEXFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFC240HEXFET Power MOSFET Die in Wafer Form 1 International Rectifier
IRF8010PBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFS4321PBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF9952PBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF3704ZCSPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn