Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF9952PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF9952PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9952PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF9952PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF9952PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF9952PbF
4
www.irf.com
Fig 5. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 8. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 6. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 7. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
N-Channel
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
2.2A
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0369
12
15
A
I
= 3.5A
D
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
0
20
40
60
80
100
25
50
75
100
125
150
J
A
Starting T , Junction Temperature (°C)
I
TOP
0.89A
1.6A
BOTTOM
2.0A
D
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0
2
4
6
8
10
12
A
I , Drain Current (A)
D
V
= 10V
GS
V
= 4.5V
GS


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
IRFZ34VPBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRF7210PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFR210PBF HEXFET POWER MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFR3707ZCPBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRLZ4S HEXFET POWER MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFC240 HEXFET Power MOSFET Die in Wafer Form 1  International Rectifier
IRF8010PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFS4321PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRF3704ZCSPBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFB4321PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn