Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRFR3707ZCPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRFR3707ZCPBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFR3707ZCPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFR3707ZCPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRFR/U3707ZCPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature
Fig 10. Threshold Voltage vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
60
Limited By Package
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175 200
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 250µA
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.823
0.000128
1.698
0.000845
0.481
0.016503
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
τ
τ
C
Ci=
τi/Ri
Ci=
τi/Ri


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
IRFZ34VPBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRF7210PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFR210PBF HEXFET POWER MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRLZ4S HEXFET POWER MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFC240 HEXFET Power MOSFET Die in Wafer Form 1  International Rectifier
IRF8010PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFS4321PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRF3704ZCSPBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRFB4321PBF HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier
IRL520NS HEXFET Power MOSFET 1  2  3  4  5  More International Rectifier

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn